công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MG120R080 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện MG120R080
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL Enhancement Silicon Carbide MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

MG120R080 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  MG120R080 Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. MG120R080 Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. MG120R080 Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. MG120R080 Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. MG120R080 Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. MG120R080 Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. MG120R080 Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. MG120R080 Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. MG120R080 Datasheet HTML 9Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
R
MG120R080
版本:
202404A
4/9
漏-源二极管特性 Drain-Source Diode Characteristics
项
目
Parameter
符 号
Symbol
测试条件
Tests conditions
典型
Typ
最大
Max
单位
Units
正向压降
Drain-Source Diode Forward Voltage
VSD
VGS =-5V, ISD =10 A, TJ = 25 °C
3.5
V
VGS =-5V, ISD =10 A, TJ = 175 °C
3.3
V
正向最大连续电流
Maximum Continuous Drain
-
Source Diode Forward Current
IS
TC=25 °C
-
28
A
反向恢复时间
Reverse recovery time
trr
VGS =-5V, ISD = 20 A, VR=800V,
dif/dt=1200A/μs
18
ns
反向恢复电荷
Reverse recovery charge
Qrr
80
nC
峰值反向恢复电流
Peak Reverse Recovery Current
Irrm
8
A
热特性 THERMAL CHARACTERISTIC
项
目
Parameter
符
号
Symbol
典型
Typ
单位
Unit
结到管壳的热阻
Thermal Resistance, Junction to Case
Rth(j-c)
0.75
℃/W
结到环境的热阻
Thermal Resistance, Junction to Ambient
Rth(j-A)
35
℃/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com