công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JCS160N08I bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện JCS160N08I
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

JCS160N08I bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  JCS160N08I Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JCS160N08I Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JCS160N08I Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JCS160N08I Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JCS160N08I Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JCS160N08I Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JCS160N08I Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JCS160N08I Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
JCS160N08I
版本:201907A
3/8
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
项
目
Parameter
符
号
Symbol
测试条件
Tests conditions
最小
Min
典型
Typ
最 大
Max
单 位
Units
关态特性 Off –Characteristics
漏-源击穿电压
Drain-Source Voltage
BVDSS
ID=250μA, VGS=0V
80
-
-
V
VDS=80V,VGS=0V,
TC=25℃
-
-
1
μA
零栅压下漏极漏电流
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=80V,VGS=0V,
TC=100℃
-
-
10
μA
正向栅极体漏电流
Gate-body leakage current,
forward
IGSSF
VDS=0V, VGS =20V
-
-
100
nA
反向栅极体漏电流
Gate-body leakage current,
reverse
IGSSR
VDS=0V, VGS =-20V
-
-
-100
nA
通态特性 On-Characteristics
阈值电压
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS , ID=250μA
2.0
-
4.0
V
静态导通电阻
Static Drain-Source
On-Resistance
RDS(ON)
VGS =10V , ID=40A
-
4.6
5.8
mΩ
正向跨导
Forward Transconductance
gfs
VDS = 40V , ID=20A
(note 4)
-
30
-
S
动态特性 Dynamic Characteristics
输入电容
Input capacitance
Ciss
-
6600
-
pF
输出电容
Output capacitance
Coss
-
585
-
pF
反向传输电容
Reverse transfer capacitance
Crss
VDS=25V,
VGS =0V,
f=1.0MHZ
-
316
-
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com