công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NP100P06PLG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NEC

tên linh kiện NP100P06PLG
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NP100P06PLG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NEC

  NP100P06PLG Datasheet HTML 1Page - NEC NP100P06PLG Datasheet HTML 2Page - NEC NP100P06PLG Datasheet HTML 3Page - NEC NP100P06PLG Datasheet HTML 4Page - NEC NP100P06PLG Datasheet HTML 5Page - NEC NP100P06PLG Datasheet HTML 6Page - NEC NP100P06PLG Datasheet HTML 7Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Data Sheet D18695EJ3V0DS
6
NP100P06PLG
PACKAGE DRAWING (Unit: mm)
TO-263 (MP-25ZP)
No plating
7.88 MIN.
2.54
0.75 ±0.2
0.5
2
13
4
4.45 ±0.2
1.3 ±0.2
0.6 ±0.2
0 to 8˚
1. Gate
2. Drain
3. Source
4. Fin (Drain)
0.025
to 0.25
0.25
10.0 ±0.3
EQUIVALENT CIRCUIT
Source
Body
Diode
Gate
Protection
Diode
Gate
Drain
Remark The diode connected between the gate and source of the transistor serves as a protector against ESD.
When this device actually used, an additional protection circuit is externally required if a voltage exceeding
the rated voltage may be applied to this device.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7