công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RSM3505LEH bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Reed Semiconductor Corp.

tên linh kiện RSM3505LEH
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Efficiency, Non-Isolated, Regulated 12V, 1300W, Digital DC/DC Intermediate Bus Converter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  REED [Reed Semiconductor Corp.]
Trang chủ  https://www.reedsemi.com
Logo REED - Reed Semiconductor Corp.

RSM3505LEH bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Reed Semiconductor Corp.

  RSM3505LEH Datasheet HTML 1Page - Reed Semiconductor Corp. RSM3505LEH Datasheet HTML 2Page - Reed Semiconductor Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RSM3505
DATASHEET
2
Rees Semiconductor Datasheet, All Rights Reserved
Part Number Definition
RSM3505
L
D
H
Product family
RSM3505
Pin length option
L
S=0.11in
N=0.145in
L=0.17in
Pin assignment
option
D
D= with pin1~14
E= no pin4 and pin7
F= no pin8, pin9 and pin14
S= with pin1~14, pin9=Vo- sense, pin14=Vo+ sense+
HSP option
H
H= HSP
O=Open frame, No baseplate
Other option1
Reserved
Other option2
Reserved



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com