| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC4451VAT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC4451VAT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 22 page ![]() TC4451/TC4452 DS21987A-page 10 © 2006 Microchip Technology Inc. 4.0 APPLICATIONS INFORMATION FIGURE 4-1: Switching Time Test Circuits. Inverting Driver Non-Inverting Driver Input tD1 tF tR tD2 Input: 100 kHz, square wave, tRISE = tFALL ≤ 10 ns Output Input Output tD1 tF tR tD2 +5V 10% 90% 10% 90% 10% 90% +18V 0V 90% 10% 10% 10% 90% +5V +18V 0V 0V 0V 90% 26 7 5 4 1 8 CL = 15,000 pF 0.1 μF 4.7 μF Input VDD = 18V Output 0.1 μF TC4451 TC4452 Note: Pinout shown is for the DFN, PDIP and SOIC packages. VDD VDD Input GND GND Output Output |