| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC649BEOATR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC649BEOATR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microchip Technology |
|
2 / 36 page ![]() TC646B/TC648B/TC649B DS21755B-page 2 2003 Microchip Technology Inc. Functional Block Diagram TC646B/TC649B Note: The VOTF comparator is for the TC646B device only. 70 mV (typ) VOTF 10 k Ω VSHDN VIN CF VAS GND VDD VOUT FAULT SENSE Clock Generator Control Logic 3xTPWM Timer Start-up Timer Missing Pulse Detect TC648B VOTF VSHDN VIN CF VAS GND VDD VOUT OTF NC Clock Generator Control Logic Start-up Timer Note |