công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD1100T5B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện CD1100T5B
Giải thích chi tiết về linh kiện  REVER BLOCKING TRIODE THYRISTORS(SCR)
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

CD1100T5B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  CD1100T5B Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. CD1100T5B Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. CD1100T5B Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. CD1100T5B Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. CD1100T5B Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. CD1100T5B Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. CD1100T5B Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
R
版本:
202404D
1/7
反向阻断三极晶闸管
REVER BLOCKING TRIODE THYRISTORS(SCR)
CD1100T5B
主要参数
MAIN CHARACTERISTICS
封装
Package
IT(RMS)
1.25A
VDRM/VRRM
1250V
IGT
30-90μA
用途
APPLICATIONS
⚫半交流开关
⚫Half AC switching
⚫相位控制
⚫Phase control
产品特性
FEATURES
⚫ 玻璃钝化芯片,
高可靠性和一
致性
⚫
Glass-passivated mesa
chip for high reliability
and uniform
⚫ 低通态电流和高
浪涌电流能力
⚫
Low on-state voltage and
High ITSM
⚫ 环保 RoHS 产品
⚫
RoHS products
订货信息
ORDER MESSAGES
有卤-编带
无卤-编带
有卤-袋装
印记
Marking
封装
Package
Halogen-Reel
Halogen-Free-Reel
Halogen-Bag
CD1100T5B-NC-A
CD1100T5B-NC-AR
N/A
CD1100T5B
SOT-223
CD1100T5B-NL-A
CD1100T5B-NL-AR
N/A
CD1100T5B
SOT-223-2L
SOT-223
SOT-223-2L


Số phần tương tự - CD1100T5B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jianghai Europe GmbH
CD110 JIANGHAI-CD110 Datasheet
926Kb / 4P
EC Radial Standard 85째C 3.000 - 4.000h Lifetime (Radial)
CD110PT JIANGHAI-CD110PT Datasheet
926Kb / 4P
EC Radial Standard 85째C 3.000 - 4.000h Lifetime (Radial)
More results

Mô tả tương tự - CD1100T5B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCR100 MOTOROLA-MCR100 Datasheet
81Kb / 4P
Silicon Controlled Rectifiers(Reverse Blocking Triode Thyristors)
2N3870 MOTOROLA-2N3870 Datasheet
272Kb / 4P
Silicon Controlled Rectifiers(Reverse Blocking Triode Thyristors)
logo
Texas Instruments
TIC106 TI-TIC106 Datasheet
230Kb / 6P
PNP SILICON REVERSE BLOCKING TRIODE THYRISTORS
logo
Motorola, Inc
2N6240 MOTOROLA-2N6240 Datasheet
55Kb / 4P
Silicon controlled Rectifiers Reverse Blocking Triode Thyristors
MCR202 MOTOROLA-MCR202 Datasheet
126Kb / 3P
SILICON CONTROLLDE RECTIFIERS REVERSE BLOCKING TRIODE THYRISTORS
logo
ON Semiconductor
MCR310 ONSEMI-MCR310 Datasheet
50Kb / 3P
Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Triode Thyristors
March, 2007 ??Rev. 3
logo
Unisonic Technologies
MCR106 UTC-MCR106 Datasheet
86Kb / 3P
REVERSE BLOCKING TRIODE THYRISTORS
MCR106 UTC-MCR106_11 Datasheet
165Kb / 3P
REVERSE BLOCKING TRIODE THYRISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MCR230 NJSEMI-MCR230 Datasheet
114Kb / 3P
Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Triode Thyristors
logo
Microsemi Corporation
JANTX2N692 MICROSEMI-JANTX2N692 Datasheet
285Kb / 6P
PNPN SILICON, REVERSE-BLOCKING, POWER TRIODE THYRISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com