công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

30F40W bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện 30F40W
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST RECOVER DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

30F40W bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  30F40W Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 30F40W Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 30F40W Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 30F40W Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
R
版本:201806B
1/4
快恢复二极管
FAST RECOVER DIODE
30F40W
订 货 型 号 Order codes
印
记
Marking
封
装
Package
有卤-条管
Halogen-Tube
无卤-条管
Halogen Free-Tube
有卤-编带
Halogen-Reel
无卤-编带
Halogen Free-Reel
30F40W -GE-B
30F40W -GE-BR
N/A
N/A
30F40W
TO-2472L
封装 Package
产品特性
低功耗,高效率
高可靠性
环保(RoHS)产品
FEATURES
 Low power loss, high efficiency
High reliability
 RoHS product
订货信息 ORDER MESSAGE
主要参数
MAIN
CHARACTERISTICS
IF(AV)
30A
VRRM
400 V
Tj(max)
150℃
VF(typ)
1.1V
trr(typ)
35ns
APPLICATIONS
Snubber diode
Switch power supply
UPS
Antiparalle Diode for high frequ
ency switching devices
用途
 吸收回路
 开关电源
 UPS
 高频开关器件并联
二极管
TO-247-2L


Số phần tương tự - 30F40W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
30F4013 MICROCHIP-30F4013 Datasheet
1Mb / 228P
High-Performance,16-bit Digital Signal Controllers
08/04/10
logo
Thinki Semiconductor Co...
30F40FA THINKISEMI-30F40FA Datasheet
278Kb / 2P
30.0 Ampere Insulated Dual Common Cathode Fast Recovery Rectifiers
Rev.12T
logo
JILIN SINO-MICROELECTRO...
30F40UA3 JSMC-30F40UA3 Datasheet
343Kb / 4P
FAST RECOVER DIODE
30F40UW3 JSMC-30F40UW3 Datasheet
443Kb / 5P
FAST RECOVERY DIODE
202308B
30F40UW3-GE-B JSMC-30F40UW3-GE-B Datasheet
443Kb / 5P
FAST RECOVERY DIODE
202308B
More results

Mô tả tương tự - 30F40W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JILIN SINO-MICROELECTRO...
5F40HF JSMC-5F40HF Datasheet
231Kb / 5P
FAST RECOVER DIODE
5F60D JSMC-5F60D Datasheet
237Kb / 5P
FAST RECOVER DIODE
10F40HF JSMC-10F40HF Datasheet
230Kb / 5P
FAST RECOVER DIODE
10F40HF3S JSMC-10F40HF3S Datasheet
277Kb / 5P
FAST RECOVER DIODE
10F60HF JSMC-10F60HF Datasheet
260Kb / 6P
FAST RECOVER DIODE
10F60UHF JSMC-10F60UHF Datasheet
254Kb / 6P
FAST RECOVER DIODE
12F60UHF JSMC-12F60UHF Datasheet
284Kb / 6P
FAST RECOVER DIODE
20F60HF3 JSMC-20F60HF3 Datasheet
455Kb / 5P
Fast Recover Diode
60F30SAB3 JSMC-60F30SAB3 Datasheet
410Kb / 5P
FAST RECOVER DIODE
75F120W JSMC-75F120W Datasheet
220Kb / 5P
FAST RECOVER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com