công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCN75 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TCN75
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Wire Serial Temperature Sensor and Thermal Monitor
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TCN75 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Microchip Technology

Back Button TCN75 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TCN75 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TCN75 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology TCN75 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology TCN75 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology TCN75 Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology TCN75 Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology TCN75 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology TCN75 Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 20 page
background image
© 2006 Microchip Technology Inc.
DS21490C-page 15
TCN75
6.3
Package Dimensions
8-Pin MSOP
.122 (3.10)
.114 (2.90)
.122 (3.10)
.114 (2.90)
.043 (1.10)
Max.
.006 (0.15)
.002 (0.05)
.016 (0.40)
.010 (0.25)
.197 (5.00)
.189 (4.80)
.008 (0.20)
.005 (0.13)
.028 (0.70)
.016 (0.40)
6° Max.
.026 (0.65) Typ.
Pin 1
Dimensions: inches (mm)
.050 (1.27) Typ.
8
° Max.
Pin 1
.244 (6.20)
.228 (5.79)
.157 (3.99)
.150 (3.81)
.197 (5.00)
.189 (4.80)
.020 (0.51)
.013 (0.33)
.010 (0.25)
.004 (0.10)
.069 (1.75)
.053 (1.35)
.010 (0.25)
.007 (0.18)
.050 (1.27)
.016 (0.40)
8-Pin SOIC
Dimensions: inches (mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20