| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC911B bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC911B bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 14 page ![]() © 2005 Microchip Technology Inc. DS21481C-page 9 TC911A/TC911B 6.3 Package Dimensions .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) 8-Pin SOIC Dimensions: inches (mm) Dimensions: inches (mm) 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) 8-Pin Plastic DIP Dimensions: inches (mm) |