công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L79L08ABZ bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - SYC Electronica

tên linh kiện L79L08ABZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Negative voltage regulators
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

L79L08ABZ bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - SYC Electronica

Back Button L79L08ABZ Datasheet HTML 12Page - SYC Electronica L79L08ABZ Datasheet HTML 13Page - SYC Electronica L79L08ABZ Datasheet HTML 14Page - SYC Electronica L79L08ABZ Datasheet HTML 15Page - SYC Electronica L79L08ABZ Datasheet HTML 16Page - SYC Electronica L79L08ABZ Datasheet HTML 17Page - SYC Electronica L79L08ABZ Datasheet HTML 18Page - SYC Electronica L79L08ABZ Datasheet HTML 19Page - SYC Electronica L79L08ABZ Datasheet HTML 20Page - SYC Electronica Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 22 page
background image
Package mechanical data
L79LxxAB - L79LxxAC - L79LxxC
16/22
Dim.
mm.
mils.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A4.324.95
170.1
194.9
b
0.36
0.51
14.2
20.1
D
4.45
4.95
175.2
194.9
E
3.30
3.94129.9
155.1
e
2.41
2.67
94.9
105.1
e1
1.14
1.40
44.9
55.1
L
12.7
15.49
500.0
609.8
R
2.16
2.41
85.0
94.9
S10.92
1.52
36.2
59.8
W
0.41
0.56
16.1
22.0
α
5°
5°
TO-92 mechanical data
0102782/D
www.sycelectronica.com.ar



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com