công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC7116 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC7116
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters with Hold
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC7116 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Microchip Technology

Back Button TC7116_06 Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology TC7116_06 Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology TC7116_06 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology TC7116_06 Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology TC7116_06 Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology TC7116_06 Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology TC7116_06 Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology TC7116_06 Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology TC7116_06 Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 24 page
background image
TC7116/A/TC7117/A
DS21457C-page 20
© 2006 Microchip Technology Inc.
7.3
Package Dimensions (Continued)
Dimensions: inches (mm)
Standard Reel Component Orientation
for 713 Suffix Device
Note: Drawing does not represent total number of pins.
W
P
Package
Carrier Width (W)
Pitch (P)
Part Per Full Reel
Reel Size
44-Pin PLCC
32 mm
24 mm
500
13 in
Carrier Tape, Number of Components Per Reel and Reel Size
Dimensions: inches (mm)
.557 (14.15)
.537 (13.65)
.398 (10.10)
.390 (9.90)
.031 (0.80) Typ.
.018 (0.45)
.012 (0.30)
.398 (10.10)
.390 (9.90)
.010 (0.25) Typ.
.096 (2.45) Max.
.557 (14.15)
.537 (13.65)
.083 (2.10)
.075 (1.90)
.041 (1.03)
.026 (0.65)
7° Max.
.009 (0.23)
.005 (0.13)
44-Pin PQFP
Pin 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com