| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC1322 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1322 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 16 page ![]() TC1322 DS21388C-page 12 © 2005 Microchip Technology Inc. 5.3 Package Dimensions 8-Pin MSOP .122 (3.10) .114 (2.90) .122 (3.10) .114 (2.90) .043 (1.10) MAX. .006 (0.15) .002 (0.05) .016 (0.40) .010 (0.25) .197 (5.00) .189 (4.80) .008 (0.20) .005 (0.13) .028 (0.70) .016 (0.40) 6 ° MAX. .026 (0.65) TYP. PIN 1 Dimensions: inches (mm) .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) . 8-Pin SOIC Dimensions: inches (mm) |