| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
13009 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
13009 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 11 page ![]() ST13009 Package mechanical data Doc ID 11491 Rev 3 9/11 TO-220 mechanical data Dim mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 4.40 4.60 0.173 0.181 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.14 1.70 0.044 0.066 c0.48 0.70 0.019 0.027 D 15.25 15.75 0.6 0.62 D1 1.27 0.050 E 10 10.40 0.393 0.409 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 F1.23 1.32 0.048 0.051 H1 6.20 6.60 0.244 0.256 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 0.645 L3028.90 1.137 ∅P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q2.65 2.95 0.104 0.116 |