công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M95128-RMN6TP bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M95128-RMN6TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Kbit Serial SPI bus EEPROM with high speed clock
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M95128-RMN6TP bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - STMicroelectronics

Back Button M95128-RMN6TP Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 41 page
background image
M95128, M95128-W, M95128-R
DC and AC parameters
27/41
Figure 14.
AC measurement I/O waveform
Table 10.
AC measurement conditions(1)
1.
Output Hi-Z is defined as the point where data out is no longer driven.
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
CL
Load Capacitance
100
pF
Input Rise and Fall Times
50
ns
Input Pulse Voltages
0.2VCC to 0.8VCC
V
Input and Output Timing Reference Voltages
0.3VCC to 0.7VCC
V
Table 11.
Capacitance(1)
1.
Sampled only, not 100% tested, at TA=25°C and a frequency of 5 MHz.
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Max.
Unit
COUT
Output Capacitance (Q)
VOUT = 0V
8
pF
CIN
Input Capacitance (D)
VIN = 0V
8
pF
Input Capacitance (other pins)
VIN = 0V
6
pF
AI00825B
0.8VCC
0.2VCC
0.7VCC
0.3VCC
Input and Output
Timing Reference Levels
Input Levels



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com