công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M41T00SC64MY6E bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M41T00SC64MY6E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Real-Time Clock 64Kbit (8192 x 8) EEPROM
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T00SC64MY6E bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T00SC64MY6E Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M41T00SC64MY6E Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M41T00SC64MY6E Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M41T00SC64MY6E Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M41T00SC64MY6E Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M41T00SC64MY6E Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M41T00SC64MY6E Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M41T00SC64MY6E Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M41T00SC64MY6E Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
M41T00SC64
Order codes
17/19
8
Order codes
For other options, or for more information on any aspect of this device, please contact the
ST Sales Office nearest you.
Table 10. Ordering information scheme
Example:
M41T
00S
C64
MY
6
E
Device type
M41T = Serial RTC
Supply voltage and write protect voltage
00S = VCC = 2.7 to 5.5V
EEPROM density
C64 = 64 Kbit (8192 bit x 8)
Package
MY(1)= SOX18
1.
The SOX18 package includes an embedded 32,768Hz crystal.
Temperature range
6 = –40°C to 85°C
Shipping method
E = Lead-free package ECOPACK®, tubes
F = Lead-free package ECOPACK®, tape & reel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com