công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA8426 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA8426
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hi-fi stereo audio processor; I2C-bus
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA8426 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA8426 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA8426 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors TDA8426 Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors TDA8426 Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors TDA8426 Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors TDA8426 Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors TDA8426 Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors TDA8426 Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors TDA8426 Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 24 page
background image
March 1991
18
Philips Semiconductors
Product specification
Hi-fi stereo audio processor; I2C-bus
TDA8426
Fig.16 Noise output voltage as a function of gain; weighted CCIR468 quasi peak gain,+6 dB to
−64 dB; Vi =0 V,
RS =0 Ω; RL =10kΩ; bass/treble = 0 dB; VCC = 12 V.
Fig.17 Frequency response of bass and treble control; bass and treble gain settings =
−12 to +15 dB;
gain is 0 dB; Vi = 0.1 V; RS9 = 600 Ω; RL = 10 kΩ; VCC = 12 V.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com