| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6920DBTR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6920DBTR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 16 page ![]() Typical performance L6920DB 6/16 4 Typical performance Figure 2. Efficiency vs output current @ VOUT = 3.3V Figure 3. Efficiency vs output current @ VOUT = 5V Figure 4. Start up voltage vs output current @ Vout = 5V & Vout = 3.3V 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 0.1 1 10 100 1000 Vin=2.4V Vin=1.2V L6920DB Vout=3.3V L=10µH Cout=47µF Cin=10µF 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.1 1 10 100 1000 Vin=3.6V Vin=2.4V Vin=1.2V L6920DB Vout=5V L=10µH Cout=47µF Cin=10µF VStart up vs . out put cur rent 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 0.1 1 10 100 1000 Out put cu rrent (mA) VStart up v s. output current 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 0.1 1 10 100 1000 Output current (mA) Vout =3.3V Vout =5V |