| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM219 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM219 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 9 page ![]() LM119-LM219-LM319 8/9 PACKAGE MECHANICAL DATA 14 PINS - PLASTIC DIP Dim. Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 i 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 |