công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP3208-CI/P bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP3208-CI/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7V 4-Channel/8-Channel 12-Bit A/D Converters with SPI??Serial Interface
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP3208-CI/P bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Microchip Technology

Back Button MCP3208-CI/P Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology MCP3208-CI/P Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology MCP3208-CI/P Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology MCP3208-CI/P Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology MCP3208-CI/P Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology MCP3208-CI/P Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology MCP3208-CI/P Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology MCP3208-CI/P Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology MCP3208-CI/P Datasheet HTML 34Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 34 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS21298D-page 31
MCP3204/3208
PRODUCT IDENTIFICATION SYSTEM
To order or obtain information, e.g., on pricing or delivery, refer to the factory or the listed sales office.
Device:
MCP3204:
4-Channel 12-Bit Serial A/D Converter
MCP3204T:
4-Channel 12-Bit Serial A/D Converter
(Tape and Reel)
MCP3208:
8-Channel 12-Bit Serial A/D Converter
MCP3208T:
8-Channel 12-Bit Serial A/D Converter
(Tape and Reel)
Grade:
B
= ±1 LSB INL
C= ±2 LSB INL
Temperature Range:
I
=
-40°C to +85°C
Package:
P
= Plastic DIP (300 mil Body), 14-lead, 16-lead
SL
= Plastic SOIC (150 mil Body), 14-lead, 16-lead
ST
= Plastic TSSOP (4.4mm), 14-lead
Examples:
a)
MCP3204-BI/P: ±1 LSB INL, Industrial Tem-
perature, PDIP package.
b)
MCP3204-BI/SL: ±1 LSB INL, Industrial
Temperature, SOIC package.
c)
MCP3204-CI/ST: ±2 LSB INL, Industrial
Temperature, TSSOP package.
a)
MCP3208-BI/P: ±1 LSB INL, Industrial
Temperature, PDIP package.
b)
MCP3208-BI/SL: ±1 LSB INL, Industrial
Temperature, SOIC package.
c)
MCP3208-CI/ST: ±2 LSB INL, Industrial
Temperature, TSSOP package.
PART NO.
X
/XX
Package
Temperature
Range
Device
X
Grade



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com