| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC1027 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1027 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 18 page ![]() TC1027 DS21284B-page 12 © 2002 Microchip Technology Inc. 6.3 Package Dimensions .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) 8 ° MAX. PIN 1 .157 (3.99) .150 (3.81) .196 (4.98) .189 (4.80) .012 (0.31) .008 (0.21) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.19) .050 (1.27) .016 (0.41) .244 (6.20) .228 (5.80) .025 (0.635) TYP. 16-Pin QSOP (Narrow) Dimensions: inches (mm) |