công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD538ADZ bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD538ADZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Real-Time Analog Computational Unit (ACU)
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD538ADZ bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Analog Devices

Back Button AD538ADZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD538ADZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD538ADZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD538ADZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD538ADZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD538ADZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD538ADZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD538ADZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD538ADZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 16 page
background image
AD538
Rev. E | Page 16 of 16
OUTLINE DIMENSIONS
18
1
9
10
0.310 (7.87)
0.220 (5.59)
PIN 1
0.098 (2.49) MAX
0.005 (0.13) MIN
SEATING
PLANE
0.023 (0.58)
0.014 (0.36)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.200 (5.08)
MAX
0.200 (5.08)
0.125 (3.18)
0.070 (1.78)
0.030 (0.76)
0.960 (24.38) MAX
0.100
(2.54)
BSC
0.150
(3.81)
MIN
0.320 (8.13)
0.290 (7.37)
0.015 (0.38)
0.008 (0.20)
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN INCHES; MILLIMETER DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF INCH EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.
Figure 19. 18-Lead Side-Brazed Ceramic Dual In-Line Package [SBDIP]
(D-18)
Dimensions shown in inches and (millimeters)
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Package Option
AD538ACHIPS
−25°C to +85°C
Chips
AD538AD
−25°C to +85°C
18-Lead Side-Brazed Ceramic Dual In-Line Package [SBDIP]
D-18
AD538ADZ
−25°C to +85°C
18-Lead Side-Brazed Ceramic Dual In-Line Package [SBDIP]
D-18
AD538BD
−25°C to +85°C
18-Lead Side-Brazed Ceramic Dual In-Line Package [SBDIP]
D-18
AD538BDZ
−25°C to +85°C
18-Lead Side-Brazed Ceramic Dual In-Line Package [SBDIP]
D-18
AD538SD
−55°C to +125°C
18-Lead Side-Brazed Ceramic Dual In-Line Package [SBDIP]
D-18
AD538SD/883B
−55°C to +125°C
18-Lead Side-Brazed Ceramic Dual In-Line Package [SBDIP]
D-18
1 Z = RoHS Compliant Part.
©2011 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D00959-0-6/11(E)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com