công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD538AD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD538AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Real-Time Analog Computational Unit (ACU)
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD538AD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD538AD Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD538AD Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD538AD Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD538AD Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD538AD Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD538AD Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD538AD Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD538AD Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD538AD Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
AD538
Rev. E | Page 5 of 16
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 2.
Parameter
Rating
Supply Voltage
±18 V
Internal Power Dissipation
250 mW
Output Short Circuit-to-Ground
Indefinite
Input Voltages V
X, VY, VZ
(+V
S − 1 V), −1 V
Input Currents I
X, IY, IZ, IO
1 mA
Operating Temperature Range
−25°C to +85°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Lead Temperature, Storage
60 sec, +300°C
Thermal Resistance
θ
JC
35°C/W
θ
JA
120°C/W
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com