công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UDM35LSFSXR1LTX bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện UDM35LSFSXR1LTX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Panel Meters Modular Indicator and Controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

UDM35LSFSXR1LTX bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button UDM35LSFSXR1LTX Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers UDM35LSFSXR1LTX Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers UDM35LSFSXR1LTX Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers UDM35LSFSXR1LTX Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers UDM35LSFSXR1LTX Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers UDM35LSFSXR1LTX Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers UDM35LSFSXR1LTX Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers UDM35LSFSXR1LTX Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers UDM35LSFSXR1LTX Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
8
Specifications are subject to change without notice
UDM35DS 040706
UDM35
Wiring diagrams of optional modules
BO R1: 1 relay output
BO R2: 2 relay outputs
BO AV: analogue output
(10V, 20mA DC)
BP H: power supply
BP L: power supply
F1= 630mA T
250V 5x20mm
F1= 3.15A T
250V 5x20mm
Temp. measur. from thermoresistance
Temp. measur. from thermocouple
Resistance measurements
Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
Wiring diagrams for temperature measurements
BQ TRX
BQ TRX
BQ TRX
Wiring diagrams (cont.)
Wiring diagrams for power supply
BO R5: 4 relay outputs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com