công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4148WS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 1N4148WS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

1N4148WS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  1N4148WS Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 1N4148WS Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 1N4148WS Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated 1N4148WS Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated 1N4148WS Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
1N4148WS / BAV16WS
Document number: DS30097 Rev. 27 - 2
2of 5
www.diodes.com
July 2023
© 2023 Copyright Diodes Incorporated. All Rights Reserved.
1N4148WS / BAV16WS
Maximum Ratings (@TA = +25°C, unless otherwise specified.)
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Non-Repetitive Peak Reverse Voltage (Note 5)
VRM
100
V
Peak Repetitive Reverse Voltage
Working Peak Reverse Voltage
DC Blocking Voltage
VRRM
VRWM
VR
75
V
RMS Reverse Voltage
VR(RMS)
53
V
Forward Continuous Current
IFM
300
mA
Average Rectified Output Current
IO
150
mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
@ t = 1.0µs
@ t = 1.0s
IFSM
2.0
1.0
A
Thermal Characteristics
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation (Note 6)
PD
200
mW
Thermal Resistance Junction to Ambient Air (Note 6)
RθJA
625
°C/W
Operating and Storage Temperature Range
TJ , TSTG
-55 to +150
°C
Electrical Characteristics (@TA = +25°C, unless otherwise specified.)
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
Test Condition
Reverse Breakdown Voltage (Note 5)
V(BR)R
75
V
IR = 1.0µA
Forward Voltage
VFM
0.715
0.855
1.0
1.25
V
IF = 1.0mA
IF = 10mA
IF = 50mA
IF = 150mA
Peak Reverse Current (Note 5)
IRM
1.0
50
30
25
µA
µA
µA
nA
VR = 75V
VR = 75V, TJ = +150°C
VR = 25V, TJ = +150°C
VR = 20V
Total Capacitance
CT
2.0
pF
VR = 0, f = 1.0MHz
Reverse Recovery Time
tRR
4.0
ns
IF = IR = 10mA,
IRR= 0.1 x IR, RL = 100Ω
Notes:
5. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
6. Part mounted on FR-4 PC board with 1 inch square, 2oz copper pad layout.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com