công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT8DQ60K3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện APT8DQ60K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast Recover Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

APT8DQ60K3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  APT8DQ60K3 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited APT8DQ60K3 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Ultrafast Recover Rectifier
APT8DQ60K3
www.iscsemi.com
1
FEATURES
· Low forward voltage drop
· Low Leakage Current
· Ultrafast recovery time
APPLICATIONS
· Switch mode Power Supply
· Inverters
· Motor Controllers
· Converters
· PFC
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VRRM
Peak Reverse voltage
600
V
IF(AV)
Average Rectified Forward Current
Duty Cycle=0.5, TC = 82°C
8
A
IFSM
Non-repetitive Peak Surge Current
TJ = 45 °C, tp = 8.3 ms
110
A
TJ
Junction Temperature
-55~175
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~175
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
5.4
℃
/W
TO-220C Package
3
1
2


Số phần tương tự - APT8DQ60K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Power Technolo...
APT8DQ60K3 ADPOW-APT8DQ60K3 Datasheet
259Kb / 4P
ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE
APT8DQ60K3 ADPOW-APT8DQ60K3 Datasheet
127Kb / 4P
ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE
APT8DQ60K3CT ADPOW-APT8DQ60K3CT Datasheet
259Kb / 4P
ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE
logo
Microsemi Corporation
APT8DQ60K3CT MICROSEMI-APT8DQ60K3CT Datasheet
128Kb / 4P
ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE
logo
Inchange Semiconductor ...
APT8DQ60K3CT ISC-APT8DQ60K3CT Datasheet
350Kb / 2P
Ultrafast Recover Rectifier
More results

Mô tả tương tự - APT8DQ60K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
BY296 MIC-BY296 Datasheet
50Kb / 2P
FAST RECOVER RECTIFIER
FR151 MIC-FR151 Datasheet
50Kb / 2P
FAST RECOVER RECTIFIER
FR251 MIC-FR251 Datasheet
49Kb / 2P
FAST RECOVER RECTIFIER
FR601S MIC-FR601S Datasheet
50Kb / 2P
FAST RECOVER RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
FM4001 PFS-FM4001 Datasheet
184Kb / 2P
FAST RECOVER RECTIFIER
BY296 PFS-BY296 Datasheet
164Kb / 2P
FAST RECOVER RECTIFIER
FR151 PFS-FR151 Datasheet
164Kb / 2P
FAST RECOVER RECTIFIER
FR301 PFS-FR301 Datasheet
163Kb / 2P
FAST RECOVER RECTIFIER
1N4942 PFS-1N4942 Datasheet
169Kb / 2P
FAST RECOVER RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
MUR880K RECTRON-MUR880K Datasheet
125Kb / 5P
ULTRAFAST RECOVER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com