| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SFH5711-1/2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH5711-1/2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
1 / 9 page ![]() SFH 5711 Hochgenauer Umgebungslichtsensor High Accuracy Ambient Light Sensor Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant 2007-04-03 1 Wesentliche Merkmale • Optohybrid mit logarithmischem Stromausgang • Perfekt an die Augenempfindlichkeit (V λ) angepasst • Niedriger Temperaturkoeffizient der Fotoempfindlichkeit • Hohe Genauigkeit über weiten Beleuchtungsstärkebereich • Automotive Freigabe Anwendungen • Anwendungen im Automobilbereich • Sonnenlichtsensor / Fahrlichtkontrolle • Steuerung von Displayhinterleuchtungen • Mobile Geräte Typ Type Bestellnummer Ordering code Ausgangsstrom, E v= 1000lx, (white LED LW 541C) Output current, I OUT / μA SFH 5711-2/3 1) 1) Nur eine Gruppe innerhalb einer Verpackungseinheit, siehe Kenndaten. Only one bin within one packing unit, see characteristics Q65110A4513 27 - 32 SFH 5711-1/2 1) on request 25 - 30 SFH 5711-3/4 1) on request 29 - 34 Features • Opto hybrid with logarithmic current output • Perfect match to Human Eye Sensitivity (V λ) • Low temperature coefficient of spectral sensitivity • High accuracy over wide illumination range • Automotive qualified Applications • Automotive applications • Sunlight sensor / head lamp control • Control of display backlighting • Mobile devices |
Số phần tương tự - SFH5711-1/2 |
|
Mô tả tương tự - SFH5711-1/2 |