công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MYG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MYG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low leakage current,Excellent voltage ratio
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

MYG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MYG Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MYG Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MYG Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MYG Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MYG Varistors Data Sheet
Guide to Standard Products ( 7mm) The clamping voltage from 180K to 680K is tested with current 2.5A.
Varistor Voltage
V1mA
Maximum
Allowable
Voltage
Maximum
Clamping
Voltage
Withstanding
Surge
Current(8/20us)
Rated
Wattage
Energy
10/1000us
Typical
Capacitance
Spec.
Part No.
(V)
Tolerance
Min-max
ACrms
(V)
DC
(V)
V10A
(V)max
1Time
(A)
2Times
(A)
(W)
(J)
1KHz
(PF)
MYG-07K180
18
(16-20)
11
14
38
250
125
0.02
1.2
3,500
MYG-07K220
22
(20-24)
14
18
43
250
125
0.02
1.4
2,800
MYG-07K270
27
(24-30)
17
22
53
250
125
0.02
1.7
2,200
MYG-07K330
33
(30-36)
20
26
65
250
125
0.02
2.2
1,800
MYG-07K390
39
(35-43)
25
31
77
250
125
0.02
2.4
1,450
MYG-07K470
47
(42-52)
30
38
93
250
125
0.02
3.0
1,150
MYG-07K560
56
(50-62)
35
45
110
250
125
0.02
3.5
1,050
MYG-07K680
68
(61-75)
40
56
135
250
125
0.02
4.3
970
MYG-07K820
82
(74-90)
50
65
135
1200
600
0.25
5.5
930
MYG-07K101
100
(90-110)
60
85
165
1200
600
0.25
7.0
860
MYG-07K121
120
(108-132)
75
100
200
1200
600
0.25
8.0
670
MYG-07K151
150
(135-165)
95
125
250
1200
600
0.25
11.0
490
MYG-07K181
180
(162-198)
115
150
300
1200
600
0.25
13.0
330
MYG-07K201
200
(185-225)
130
170
340
1200
600
0.25
14.3
240
MYG-07K221
220
(198-242)
140
180
360
1200
600
0.25
15.5
190
MYG-07K241
240
(216-264)
150
200
395
1200
600
0.25
16.8
165
MYG-07K271
270
(247-303)
175
225
455
1200
600
0.25
19.8
150
MYG-07K301
300
(270-330)
195
250
505
1200
600
0.25
21.0
135
MYG-07K331
330
(297-363)
210
275
550
1200
600
0.25
23.0
130
MYG-07K361
360
(324-396)
230
300
595
1200
600
0.25
26.0
125
MYG-07K391
390
(351-429)
250
320
650
1200
600
0.25
30.0
105
MYG-07K431
430
(387-473)
275
350
710
1200
600
0.25
33.0
100
MYG-07K471
470
(423-517)
300
385
775
1200
600
0.25
35.0
90
Guide to Standard Products ( 10mm) The clamping voltage from 180K to 680K is tested with current 5A.
MYG-10K180
18
(16-20)
11
14
38
500
250
0.05
2.4
7,500
MYG-10K220
22
(20-24)
14
18
43
500
250
0.05
2.7
6,000
MYG-10K270
27
(24-30)
17
22
53
500
250
0.05
3.5
4,800
MYG-10K330
33
(30-36)
20
26
65
500
250
0.05
4.4
4,200
MYG-10K390
39
(35-43)
25
31
77
500
250
0.05
4.7
3,700
MYG-10K470
47
(42-52)
30
38
93
500
250
0.05
6.0
3,300
MYG-10K560
56
(50-62)
35
45
110
500
250
0.05
7.0
2,900
MYG-10K680
68
(61-75)
40
56
135
500
250
0.05
8.5
2,500
MYG-10K820
82
(74-90)
50
65
135
2500
1250
0.4
11.0
2,100
MYG-10K101
100
(90-110)
60
85
165
2500
1250
0.4
14.0
1,700
MYG-10K121
120
(108-132)
75
100
200
2500
1250
0.4
16.0
1,500
MYG-10K151
150
(135-165)
95
125
250
2500
1250
0.4
22.0
1,300
MYG-10K181
180
(162-198)
115
150
300
2500
1250
0.4
26.0
470
MYG-10K201
200
(185-225)
130
170
340
2500
1250
0.4
28.5
430
MYG-10K221
220
(198-242)
140
180
360
2500
1250
0.4
31.0
390
MYG-10K241
240
(216-264)
150
200
395
2500
1250
0.4
33.5
360
MYG-10K271
270
(247-303)
175
225
455
2500
1250
0.4
39.5
330
MYG-10K301
300
(270-330)
195
250
505
2500
1250
0.4
42.0
290
MYG-10K331
330
(297-363)
210
275
550
2500
1250
0.4
46.0
280
MYG-10K361
360
(324-396)
230
300
595
2500
1250
0.4
52.0
260
MYG-10K391
390
(351-429)
250
320
650
2500
1250
0.4
60.0
240
MYG-10K431
430
(387-473)
275
350
710
2500
1250
0.4
66.0
220
MYG-10K471
470
(423-517)
300
385
775
2500
1250
0.4
70.0
190
MYG-10K511
510
(459-561)
320
418
842
2500
1250
0.4
74.0
180
MYG-10K561
560
(504-616)
350
460
920
2500
1250
0.4
78.0
180
MYG-10K621
620
(558-682)
385
505
1,025
2500
1250
0.4
82.0
160
MYG-10K681
680
(612-748)
420
560
1,120
2500
1250
0.4
86.0
140
MYG-10K751
750
(675-825)
460
615
1,240
2500
1250
0.4
90.0
130
MYG-10K781
780
(702-858)
485
640
1,290
2500
1250
0.4
92.0
130
MYG-10K821
820
(738-902)
510
670
1,355
2500
1250
0.4
94.0
130
MYG-10K911
910 (819-1001)
550
745
1,500
2500
1250
0.4
102.0
120
MYG-10K102
100 (900-1100)
625
825
1,650
2500
1250
0.4
112.0
100
MYG-10K112
110 (990-1210)
680
895
1,815
2500
1250
0.4
124.0
90
2



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com