công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431ILP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện TL431ILP
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCES
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

TL431ILP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microsemi Corporation

Back Button TL431ILP Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation TL431ILP Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation TL431ILP Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation TL431ILP Datasheet HTML 6Page - Microsemi Corporation TL431ILP Datasheet HTML 7Page - Microsemi Corporation TL431ILP Datasheet HTML 8Page - Microsemi Corporation TL431ILP Datasheet HTML 9Page - Microsemi Corporation TL431ILP Datasheet HTML 10Page - Microsemi Corporation TL431ILP Datasheet HTML 11Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
TL431 / TL431A / TL431B
PRODUCTION DATA SHEET
Microsemi
Integrated Products Division
11861 Western Avenue, Garden Grove, CA. 92841, 714-898-8121, Fax: 714-893-2570
Page 8
Copyright
© 1999
Rev. 1.4, 2006-09-26
Precision programmable References
TM
®
TY PICAL CHARACT ER ISTICS
-5
-6
(t) Time - (s)
5
-3
0
2
4
68
1
2
-2
-1
3
f = 0.1 to 10Hz
I
K = 10mA
T
A = 25 °C
-4
0
4
10
6
Figure 11 –
Equivalent Input Noise Voltage over a 10 – Second Period
19.1V
1k
910
2000 µF
TL431/A
& TL431B (DUT)
2000 µF
820
16
500µF
0.1µF
16k
16k
1µF
V
CC
V
EE
TLE2027
A
V = 10V/mV
1µF
33k
33k
V
EE
V
CC
TLE2027
2.2µF
CRO
1M
A
V = 2V/V
Test Circuit for 0.1Hz to 10Hz Equivalent Input Noise Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com