công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISG2109 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện ISG2109
Giải thích chi tiết về linh kiện  IGBT
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ISG2109 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ISG2109 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISG2109 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISG2109 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISG2109 Datasheet HTML 4Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ISG2109
eq FGW50N65WE
IGBT
www.iscsemi.com
2
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case IGBT
0.45
℃
/W
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case Diode
0.50
℃
/W
STATIC CHARACTERISTICS(TJ = 25 °C unless otherwise specified)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYPE
MAX
UNIT
VCES
Collector-Emitter Breakdown Voltage VGE=0, IC= 0.2mA
650
--
--
V
VGE(th)
Gate-Emitter Threshold Voltage
VGE= VCE, IC= 50mA
3.0
4.0
5.0
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 50A, VCE= 15V,
TC=25℃
--
1.8
2.2
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 50A, VCE= 15V,
TC=125℃
--
2.05
--
V
ICES
Zero Gate Voltage Collector Current
VCE= 650V, VGE=0
--
--
250
uA
IGES
Gate-Emitter Leakage Current
VGE=±20V, VCE=0
--
--
±
200
nA
REVERSE DIODE (FRED)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYPE
MAX
UNIT
VF
Diode Forward Voltage
IF=50A,TJ=25℃
--
2.5
3.2
V
IF=50A,TJ=125℃
--
1.8
--
V



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com