công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

O-CS8-AKSYZGUL-R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện O-CS8-AKSYZGUL-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Phase Noise, Precision SC-cut HF OCXO in SMD Package
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

O-CS8-AKSYZGUL-R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Abracon Corporation

  O-CS8-AKSYZGUL-R Datasheet HTML 1Page - Abracon Corporation O-CS8-AKSYZGUL-R Datasheet HTML 2Page - Abracon Corporation O-CS8-AKSYZGUL-R Datasheet HTML 3Page - Abracon Corporation O-CS8-AKSYZGUL-R Datasheet HTML 4Page - Abracon Corporation O-CS8-AKSYZGUL-R Datasheet HTML 5Page - Abracon Corporation O-CS8-AKSYZGUL-R Datasheet HTML 6Page - Abracon Corporation O-CS8-AKSYZGUL-R Datasheet HTML 7Page - Abracon Corporation O-CS8-AKSYZGUL-R Datasheet HTML 8Page - Abracon Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
O-CS8 Series
14 x 21 x 7.5mm
Datasheet #1319A
Ultra Low Phase Noise, Precision SC-cut HF OCXO in SMD Package
Revision P: 08/24/2023
www.nelfc.com
Phase Noise Plot



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com