công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA5147K bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA5147K
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 V Voice Coil Motor VCM driver and spindle motor drive combination chip
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA5147K bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  TDA5147K Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA5147K Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA5147K Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA5147K Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA5147K Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA5147K Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA5147K Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA5147K Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA5147K Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 32 page
background image
1996 Jul 26
3
Philips Semiconductors
Product specification
12 V Voice Coil Motor (VCM) driver and
spindle motor drive combination chip
TDA5147K
BLOCK DIAGRAMS
Fig.1 System block diagram.
Overview
No external power drivers; dynamic braking for non-power down situations; 1 A spindle current; 0.8 A VCM power driver; full-wave spindle mode,
POR monitors for both 5 and 12 V supplies; auto-park in the event of power-down.
handbook, full pagewidth
POWER-ON RESET
PARK
VOICE COIL
MOTOR DRIVE
SPINDLE
ACTUATORS
DIGITAL
CIRCUIT
VIPWMH
VIPWML
SCNTL1 to 3
SENU, SENV, SENWIS
SIPWM
VISENS2
VPCNTL
POR
TDA5147K
MBH018



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com