công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP3435GL bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MP3435GL
Giải thích chi tiết về linh kiện  19A, 600kHz, 22V Output Range, Synchronous Boost Converter with Input Disconnect Function
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MP3435GL bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Monolithic Power Systems

Back Button MP3435GL Datasheet HTML 10Page - Monolithic Power Systems MP3435GL Datasheet HTML 11Page - Monolithic Power Systems MP3435GL Datasheet HTML 12Page - Monolithic Power Systems MP3435GL Datasheet HTML 13Page - Monolithic Power Systems MP3435GL Datasheet HTML 14Page - Monolithic Power Systems MP3435GL Datasheet HTML 15Page - Monolithic Power Systems MP3435GL Datasheet HTML 16Page - Monolithic Power Systems MP3435GL Datasheet HTML 17Page - Monolithic Power Systems MP3435GL Datasheet HTML 18Page - Monolithic Power Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 26 page
background image
MP3435 – 19A, 600kHz, 22V SYNCHRONOUS BOOST WITH INPUT DISCONNECT
MP3435 Rev. 1.0
MonolithicPower.com
14
11/30/2021
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2021 MPS. All Rights Reserved.
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
EN
SOUT
BST
TM
SW
Internal Regulator and
Enable Circuitry
IN
GATE
SENSE
Oscillator
and Slope
Σ
Booststrap
Regulator
SR
Driver
SS
7µA
SW
Charge
Pump
Current Limit Switch
Control Logic
PWM Control
Logic
PGND
FB
COMP
GM
1. 225V
VDD
Regulator
LS
OUT
AGND
C3
C5
R3
R1
R2
C2
OUT
C1
L1
C6
SW
OUT
R4
HS
C4
Q1
SR
Driver
Figure 1: Functional Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com