công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSC9803 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CSC9803
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pyroelectric infrared control circuit
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CSC9803 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CSC9803 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CSC9803
http://www.cschip.com
热释电红外 控制电路
产品概述
CSC0001 红外传感信号处理器集成电路。
主要特点
工作电压为
4.0 V~5.5 V(DC)。
外接振荡电阻、电容。
外接有硫化镉(
CDS)传感器,白天抑制输出。
输出可驱动继电器或可控硅。
内置两级运放,增益可调。
控制时间可调。
内置稳压输出
3.1 V,直接驱动 PIR。
集成过零检测,交流电源同步触发,降低电源污染。
DIP16 或 SOP16 封装。
典型应用
照明控制。
马达和电磁控制。
防盗报警。
典型应用线路图
1、用于继电器控制
2、用于可控硅控制


Số phần tương tự - CSC9803

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Continental Device Indi...
CSC945 CDIL-CSC945 Datasheet
265Kb / 4P
NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - CSC9803

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
IRA-E420 MURATA-IRA-E420 Datasheet
542Kb / 16P
Pyroelectric Infrared Sensors
IRS-A200ST01-R1 MURATA-IRS-A200ST01-R1 Datasheet
537Kb / 20P
Pyroelectric infrared sensor
logo
Zhengzhou Winsen Electr...
RD-624 WINSEN-RD-624 Datasheet
394Kb / 7P
Pyroelectric Infrared Sensor
RD-623 WINSEN-RD-623 Datasheet
695Kb / 6P
Pyroelectric Infrared Sensor
logo
Murata Manufacturing Co...
IRA-S200ST01A01 MURATA1-IRA-S200ST01A01 Datasheet
422Kb / 3P
Pyroelectric Infrared Sensors
12/26/2022
IRA-S220ST01A01 MURATA1-IRA-S220ST01A01 Datasheet
422Kb / 3P
Pyroelectric Infrared Sensors
12/26/2022
IRA-S230ST01 MURATA1-IRA-S230ST01 Datasheet
422Kb / 3P
Pyroelectric Infrared Sensors
12/26/2022
IRA-S500ST01A01 MURATA1-IRA-S500ST01A01 Datasheet
424Kb / 3P
Pyroelectric Infrared Sensors
12/26/2022
IRA-E420QW1 MURATA1-IRA-E420QW1 Datasheet
289Kb / 3P
Pyroelectric Infrared Sensors
12/26/2022
IRA-E700ST1 MURATA1-IRA-E700ST1 Datasheet
347Kb / 3P
Pyroelectric Infrared Sensors
12/26/2022
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com