công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APKG5012GD bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện APKG5012GD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Active GNSS Dual-Band Stacked Patch Antenna
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

APKG5012GD bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Abracon Corporation

  APKG5012GD Datasheet HTML 1Page - Abracon Corporation APKG5012GD Datasheet HTML 2Page - Abracon Corporation APKG5012GD Datasheet HTML 3Page - Abracon Corporation APKG5012GD Datasheet HTML 4Page - Abracon Corporation APKG5012GD Datasheet HTML 5Page - Abracon Corporation APKG5012GD Datasheet HTML 6Page - Abracon Corporation APKG5012GD Datasheet HTML 7Page - Abracon Corporation APKG5012GD Datasheet HTML 8Page - Abracon Corporation APKG5012GD Datasheet HTML 9Page - Abracon Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
ABRACON IS
ISO9001-2015
CERTIFIED
Hidden Creek Ln Spicewood TX 78669
5101
Phone: 512-371-6159 | Fax: 512-351-8858
REVISED: 04-26-23
For terms and conditions of sales, please visit:
www.abracon.com
Active GNSS Dual-Band Stacked Patch Antenna
APKG5012GD
50 x 50 x 12 mm
RoHS N/A
MSL Level = N/A
Request Samples
Check Inventory
• Multiband Multi-Constellation Active GNSS
Antenna
▪
GPS : L1/L5
▪
GLONASS : G1
▪
Galileo : E1/E5a
▪
Beidou : B1/B2a/B2b
▪
IRNSS : L5
▪
SBAS : L1/L5
• High LNA gain of 40±2 dB with low noise figure
• Very low noise figure (<1.5dB)
• Good performance from 3.3 to 10 VDC
• Excellent multipath and interference rejection
• Autonomous driving and UAVs
• Precision land survey positioning
• Surveying and mapping systems
• Precision agriculture
• Tri-band RTK and PPP receivers
• Mission-critical GNSS timing
• Geofencing
Applications
Features
Product Image


Số phần tương tự - APKG5012GD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Banner Engineering Corp...
APK-Q20 BANNER-APK-Q20 Datasheet
476Kb / 8P
Q20 Series Sensor
logo
Kingbright Corporation
APK3020MBC KINGBRIGHT-APK3020MBC Datasheet
99Kb / 4P
3.0 X 2.0 mm SMD CHIP LED LAMP
APK3020SGC KINGBRIGHT-APK3020SGC Datasheet
88Kb / 5P
3.0 X 2.0MM SMD CHIP LED LAMP
APK3020SURC KINGBRIGHT-APK3020SURC Datasheet
102Kb / 4P
DH InGaAIP on GaAs substrate Light Emitting Diode.
APK3020SURCK KINGBRIGHT-APK3020SURCK Datasheet
107Kb / 4P
SMD CHIP LED LAMP
More results

Mô tả tương tự - APKG5012GD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Raltron Electronics Cor...
RPA-W2W5-P-25-G RALTRON-RPA-W2W5-P-25-G Datasheet
212Kb / 3P
DUAL BAND WiFi PATCH ANTENNA
logo
Tallysman Wireless Inc.
TW7872 TALLYSMAN-TW7872 Datasheet
251Kb / 2P
TW7872 Magnetic Mount Dual Band GNSS Antenna
logo
TE Connectivity Ltd
2195766-1 TEC-2195766-1 Datasheet
4Mb / 3P
GNSS ANTENNA L1/L2 HIGH PRECISION STACKED PASSIVE PATCH ANTENNA, PIN TYPE
2195763-1 TEC-2195763-1 Datasheet
3Mb / 2P
1559-1606 MHz GNSS BAND ACTIVE ANTENNA, CABLE TYPE
2195767-1 TEC-2195767-1 Datasheet
3Mb / 3P
GNSS ANTENNA L1/L2 HIGH PRECISION STACKED PASSIVE PATCH ANTENNA, PIN TYPE
2321811-1 TEC-2321811-1 Datasheet
398Kb / 2P
DUAL BAND DIRECTIONAL PATCH ANTENNA
logo
Linx Technologies
ANT-GNCP-C257L160 LINX-ANT-GNCP-C257L160 Datasheet
906Kb / 8P
L1 Active Ceramic Patch GNSS Antenna
2021
ANT-GNCP-C185L160 LINX-ANT-GNCP-C185L160 Datasheet
909Kb / 8P
L1 Active Ceramic Patch GNSS Antenna
2021
ANT-GNCP-C106L160 LINX-ANT-GNCP-C106L160 Datasheet
919Kb / 8P
L1 Active Ceramic Patch GNSS Antenna
2021
ANT-GNCP-C357L160 LINX-ANT-GNCP-C357L160 Datasheet
872Kb / 8P
L1 Active Ceramic Patch GNSS Antenna
2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com