công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EV-RPG2-ENZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện EV-RPG2-ENZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiprotocol Two-Port Industrial Ethernet Platform: Module and Embedded Design Solutions with Precertified Protocols
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EV-RPG2-ENZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button EV-RPG2-ENZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices EV-RPG2-ENZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices EV-RPG2-ENZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EV-RPG2-ENZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EV-RPG2-ENZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EV-RPG2-ENZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EV-RPG2-ENZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EV-RPG2-ENZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EV-RPG2-ENZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
Data Sheet
ADIN2299
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
analog.com
Rev. D | 9 of 21
Figure 6. Ball Configuration
Table 9. Ball Function Descriptions
Ball No.
Mnemonic
Direction
Description
A2, A14, A15, B1, B14, B16,
C1, C2, C14, C15, E1, E2,
E15, F2, F15, H3, J3, K3, L3,
L16, M3, M16, M17, N3, P15,
R5, R6, R9, R12, R13, T17,
U9
NC
Not applicable
No Connect.
A3, A13, A16, B3, B13, C3,
C7, C8, C10, D1, D2, D3, D4,
D5, D14, D15, E3, E4, F1,
G7, G8, G9, G10, G11, G15,
G16, G17, H1, H2, H7, H8,
H9, H10, H11, H15, J7, J8,
J9, J10, J11, J15, K1, K2, K7,
K8, K9, K10, K11, K15, K16,
K17, L7, L8, L9, L10, L11, L15,
GND
Not applicable
Ground.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21