| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADIN1100BCPZ-R7 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADIN1100BCPZ-R7 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Analog Devices |
|
48 / 80 page ![]() Data Sheet ADIN1100 REGISTER SUMMARY analog.com Rev. B | 48 of 80 Table 49. Bit Descriptions for PMA_PMD_CNTRL2 (Continued) Bits Bit Name Description Reset Access 0001110: 100BASE-TX_PMA/PMD. 0001111: 10BASE-T PMA/PMD. 0010000: 10/1GBASE-PRX-D1. 0010001: 10/1GBASE-PRX-D2. 0010010: 10/1GBASE-PRX-D3. 0010011: 10GBASE-PR-D1. 0010100: 10GBASE-PR-D2. 0010101: 10GBASE-PR-D3. 0010110: 10/1GBASE-PRX-U1. 0010111: 10/1GBASE-PRX-U2. 0011000: 10/1GBASE-PRX-U3. 0011001: 10GBASE-PR-U1. 0011010: 10GBASE-PR-U3. 0011011: reserved. 0011100: 10GBASE-PR-D4. 0011101: 10/1GBASE-PRX-D4. 0011110: 10GBASE-PR-U4. 0011111: 10/1GBASEPRX-U4. 0100000: 40GBASE-KR4 PMA/PMD. 0100001: 40GBASE-CR4 PMA/PMD. 0100010: 40GBASE-SR4 PMA/PMD. 0100011: 40GBASE-LR4 PMA/PMD. 0100100: 40GBASE-FR PMA/PMD. 0100101: 40GBASE-ER4 PMA/PMD. 0100110: 40GBASE-T PMA. 0101000: 100GBASE-CR10 PMA/PMD. 0101001: 100GBASE-SR10 PMA/PMD. 0101010: 100GBASE-LR4 PMA/PMD. 0101011: 100GBASE-ER4 PMA/PMD. 0101100: 100GBASE-KP4 PMA/PMD. 0101101: 100GBASE-KR4 PMA/PMD. 0101110: 100GBASE-CR4 PMA/PMD. 0101111: 100GBASE-SR4 PMA/PMD. 0110000: 2.5GBASE-T PMA. 0110001: 5GBASE-T PMA. 0110010: 10GPASS-XR-D PMA/PMD. 0110011: 10GPASS-XR-U PMA/PMD. 0110100: BASE-H PMA/PMD. 0110101: 25GBASE-LR PMA/PMD. 0110110: 25GBASE-ER PMA/PMD. 0110111: 25GBASE-T PMA. 0111000: 25GBASE-CR or 25GBASE-CR-S PMA/PMD. 0111001: 25GBASE-KR or 25GBASE-KR-S PMA/PMD. 0111010: 25GBASE-SR PMA/PMD. 0111101: BASE-T1 PMA/PMD. 1010011: 200GBASE-DR4 PMA/PMD. 1010100: 200GBASE-FR4 PMA/PMD. 1010101: 200GBASE-LR4 PMA/PMD. 1011001: 400GBASE-SR16 PMA/PMD. |