công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5610 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bi technologies

tên linh kiện 5610
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Diameter Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BITECH [Bi technologies]
Trang chủ  http://www.bitechnologies.com
Logo BITECH - Bi technologies

5610 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bi technologies

  5610 Datasheet HTML 1Page - Bi technologies 5610 Datasheet HTML 2Page - Bi technologies 5610 Datasheet HTML 3Page - Bi technologies 5610 Datasheet HTML 4Page - Bi technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2
2-51
Model 5610 Series
MODEL 5610 SERIES
2” Diameter
Single Turn
Wirewound
Precision Potentiometer
ELECTRICAL
Resistance Range, Ohms
15 to 80K
Standard Resistance Tolerance
±5%
Minimum Practical Resistance Tolerance
±1.0%
Independent Linearity
±1.0%, <50 Ohms
±0.5%,
≥50 Ohms
Minimum Practical Independent Linearity
±1.0%, <50 Ohms
±0.5%, 50-499 Ohms
±0.25%, 500-4,999 Ohms
±0.1%,
≥5K Ohms
Power Rating, Watts
3.5 at 70°C derating to 0 at 125°C
Dielectric Strength
1,000V rms
Insulation Resistance, Minimum
1,000 Megohms
Noise, Maximum
100 Ohms
Actual Electrical Travel
356° + 1°
Tap Tolerance
±1°
End Voltage, Maximum
Linearity x Input Voltage
ENVIRONMENTAL (MIL-R-12934)
MODEL STYLES
5611
1/4" Shaft, 3/8" Bushing
5613
1/4" Shaft, Servo
Specifications subject to change without notice.
Operating Temperature Range
Static: –65°C to +125°C
Dynamic: –40°C to +125°C
Temperature Cycling
5 cycles, -65°C to +125°C (10%
∆R)
Shock, 6ms Sawtooth
50G’s (0.1ms discontinuity max.)
Vibration
15G’s, 10 to 2,000 Hz (5%
∆R, 0.1ms discontinuity max.)
Moisture Resistance
Ten 24 hour cycles (3%
∆R)
High Temperature Exposure
1,000 hours at 125°C (5%
∆R)
Rotational Life
1 Mil. Shaft Rev.
Rotational Load Life
1 mil. shaft rev. at rated wattage at 70°C (5%
∆R)


Số phần tương tự - 5610

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
5610 AVX-5610 Datasheet
180Kb / 5P
Compact Flash Memory Card Connectors
logo
TT Electronics.
5610 TTELEC-5610 Datasheet
796Kb / 4P
Single-Turn Precision Potentiometer
logo
KIA Semiconductor Techn...
5610 KIA-5610 Datasheet
342Kb / 5P
7A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
logo
Adafruit Industries
5610 ADAFRUIT-5610 Datasheet
304Kb / 3P
LTR-303 Light Sensor - STEMMA QT / Qwiic
logo
Bourns Electronic Solut...
5610-RC BOURNS-5610-RC Datasheet
428Kb / 1P
High Current Chokes
More results

Mô tả tương tự - 5610

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
5311 ETC2-5311 Datasheet
76Kb / 3P
1-5/16 Diameter Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
logo
Bi technologies
7480 BITECH-7480 Datasheet
78Kb / 5P
7/8 Diameter 5-Turn Wirewound Precision Potentiometer
5100 BITECH-5100 Datasheet
104Kb / 4P
7/8 Diameter Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
5710 BITECH-5710 Datasheet
120Kb / 4P
3 Diameter Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
7280 BITECH-7280 Datasheet
77Kb / 5P
7/8 Diameter 10-Turn Wirewound Precision Potentiometer
7380 BITECH-7380 Datasheet
78Kb / 5P
7/8 Diameter 3-Turn Wirewound Precision Potentiometer
7381 BITECH-7381 Datasheet
294Kb / 4P
7/8 Diameter 3-Turn Wirewound Precision Potentiometer
7281 BITECH-7281 Datasheet
345Kb / 4P
7/8 Diameter 10-Turn Wirewound Precision Potentiometer
logo
Vishay Siliconix
302 VISHAY-302 Datasheet
101Kb / 4P
2" (50.8 mm) Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
22-Nov-16
302 VISHAY-302_V01 Datasheet
99Kb / 4P
2" (50.8 mm) Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
22-Nov-16
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com