công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M28W320FCT85N6E bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M28W320FCT85N6E
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M28W320FCT85N6E bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics

Back Button M28W320FCT85N6E Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M28W320FCT85N6E Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M28W320FCT85N6E Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M28W320FCT85N6E Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M28W320FCT85N6E Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M28W320FCT85N6E Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M28W320FCT85N6E Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M28W320FCT85N6E Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics M28W320FCT85N6E Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 69 page
background image
DC and AC parameters
M28W320FCT, M28W320FCB
34/69
IPP1
Program Current
(Read or Stand-by)
VPP ≤ VDD
15
µA
IPP2
Program Current (Reset)
RP = VSS ± 0.2V
1
5
µA
IPP3
Program Current (Program)
Program in progress
VPP = 12V ± 5%
110
mA
Program in progress
VPP = VDD
15
µA
IPP4
Program Current (Erase)
Erase in progress
VPP = 12V ± 5%
310
mA
Erase in progress
VPP = VDD
15
µA
VIL
Input Low Voltage
–0.5
0.4
V
VDDQ ≥ 2.7V
–0.5
0.8
V
VIH
Input High Voltage
VDDQ –0.4
VDDQ +0.4
V
VDDQ ≥ 2.7V
0.7 VDDQ
VDDQ +0.4
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 100µA, VDD = VDD min,
VDDQ = VDDQ min
0.1
V
VOH
Output High Voltage
IOH = –100µA, VDD = VDD min,
VDDQ = VDDQ min
VDDQ –0.1
V
VPP1
Program Voltage (Program
or Erase operations)
1.65
3.6
V
VPPH
Program Voltage
(Program or Erase
operations)
11.4
12.6
V
VPPLK
Program Voltage
(Program and Erase lock-
out)
1V
VLKO
VDD Supply Voltage
(Program and Erase lock-
out)
2V
Table 15.
DC Characteristics (continued)
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com