công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STG3699A bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STG3699A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE 0.5廓 MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK-BEFORE-MAKE FEATURE
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STG3699A bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STG3699A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STG3699A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STG3699A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STG3699A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STG3699A Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STG3699A Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STG3699A Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STG3699A Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STG3699A Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
STG3699A
11/14
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
0.80
0.90
1.00
0.032
0.035
0.039
A1
0.02
0.05
0.001
0.002
A3
0.20
0.008
b
0.18
0.25
0.30
0.007
0.010
0.012
D
3.00
0.118
D2
1.55
1.70
1.80
0.061
0.067
0.071
E
3.00
0.118
E2
1.55
1.70
1.80
0.061
0.067
0.071
e
0.50
0.020
K
0.20
0.008
L
0.30
0.40
0.50
0.012
0.016
0.020
r
0.09
0.006
QFN16 (3x3) MECHANICAL DATA
E
A
A1
e
K
E2
b
r
D2
K
L
A3
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14