công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN65C3232DBR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN65C3232DBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-V TO 5.5-V MULTICHANNEL RS-232 COMPATIBLE LINE DRIVER/RECEIVER
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN65C3232DBR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN65C3232DBR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN65C3232DBR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN65C3232DBR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN65C3232DBR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN65C3232DBR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN65C3232DBR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN65C3232DBR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN65C3232DBR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN65C3232DBR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
SN65C3232, SN75C3232
3V TO 5.5V MULTICHANNEL RS232 COMPATIBLE LINE DRIVER/RECEIVER
SLLS540B − JULY 2002 − REVISED NOVEMBER 2004
7
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
APPLICATION INFORMATION
11
10
8
1
2
3
4
7
ROUT2
DIN2
9
RIN1
16
13
12
15
14
DIN1
5
6
+
−
C3
VCC
C2+
C1
C2
C1+
GND
C1−
ROUT1
C2−
+
−
CBYPASS = 0.1 µF
V+
+
−
+
−
RIN2
C4
+
−
VCC
C1
C2, C3, C4
3.3 V
± 0.3 V
5 V
± 0.5 V
3 V to 5.5 V
0.1
µF
0.047
µF
0.1
µF
0.1
µF
0.33
µF
0.47
µF
VCC vs CAPACITOR VALUES
DOUT1
DOUT2
† C3 can be connected to VCC or GND.
†
V−
5 k
Ω
5 k
Ω
Figure 4. Typical Operating Circuit and Capacitor Values



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com