công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS75R17KE3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện FS75R17KE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FS75R17KE3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  FS75R17KE3 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FS75R17KE3 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FS75R17KE3 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FS75R17KE3 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FS75R17KE3 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FS75R17KE3 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FS75R17KE3 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FS75R17KE3 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
1
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FS75R17KE3
IGBT-Module
IGBT-modules
preparedby:MW
approvedby:WR
dateofpublication:2013-10-03
revision:2.0
VorläufigeDaten
PreliminaryData
IGBT,Wechselrichter/IGBT,Inverter
HöchstzulässigeWerte/MaximumRatedValues
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emittervoltage
Tvj = 25°C
VCES

1700
 V
Kollektor-Dauergleichstrom
ContinuousDCcollectorcurrent
TC = 80°C, Tvj max = 150°C
TC = 25°C, Tvj max = 150°C
IC nom
IC

75
130
 A
A
PeriodischerKollektor-Spitzenstrom
Repetitivepeakcollectorcurrent
tP = 1 ms
ICRM

150
 A
Gesamt-Verlustleistung
Totalpowerdissipation
TC = 25°C, Tvj max = 150
Ptot

465
 W
Gate-Emitter-Spitzenspannung
Gate-emitterpeakvoltage

VGES

+/-20
 V
CharakteristischeWerte/CharacteristicValues
min.
typ.
max.
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
Collector-emittersaturationvoltage
IC = 75 A, VGE = 15 V
IC = 75 A, VGE = 15 V
VCE sat
2,00
2,40
2,45
V
V
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Gate-Schwellenspannung
Gatethresholdvoltage
IC = 3,00 mA, VCE = VGE, Tvj = 25°C
VGEth
5,2
5,8
6,4
V
Gateladung
Gatecharge
VGE = -15 V ... +15 V
QG

0,90

µC
InternerGatewiderstand
Internalgateresistor
Tvj = 25°C
RGint

8,5

Ω
Eingangskapazität
Inputcapacitance
f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25 V, VGE = 0 V
Cies

6,80

nF
Rückwirkungskapazität
Reversetransfercapacitance
f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25 V, VGE = 0 V
Cres

0,22

nF
Kollektor-Emitter-Reststrom
Collector-emittercut-offcurrent
VCE = 1700 V, VGE = 0 V, Tvj = 25°C
ICES


5,0
mA
Gate-Emitter-Reststrom
Gate-emitterleakagecurrent
VCE = 0 V, VGE = 20 V, Tvj = 25°C
IGES


400
nA
Einschaltverzögerungszeit,induktiveLast
Turn-ondelaytime,inductiveload
IC = 75 A, VCE = 900 V
VGE = ±15 V
RGon = 6,8
Ω
td on

0,37
0,40

µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Anstiegszeit,induktiveLast
Risetime,inductiveload
IC = 75 A, VCE = 900 V
VGE = ±15 V
RGon = 6,8
Ω
tr

0,04
0,05

µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Abschaltverzögerungszeit,induktiveLast
Turn-offdelaytime,inductiveload
IC = 75 A, VCE = 900 V
VGE = ±15 V
RGoff = 6,8
Ω
td off

0,65
0,80

µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Fallzeit,induktiveLast
Falltime,inductiveload
IC = 75 A, VCE = 900 V
VGE = ±15 V
RGoff = 6,8
Ω
tf

0,18
0,30

µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
EinschaltverlustenergieproPuls
Turn-onenergylossperpulse
IC = 75 A, VCE = 900 V, LS = 30 nH
VGE = ±15 V
RGon = 6,8
Ω
Eon

16,5
24,0

mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
AbschaltverlustenergieproPuls
Turn-offenergylossperpulse
IC = 75 A, VCE = 900 V, LS = 30 nH
VGE = ±15 V
RGoff = 6,8
Ω
Eoff

16,0
23,5

mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Kurzschlußverhalten
SCdata
VGE
≤ 15 V, VCC = 1000 V
VCEmax = VCES -LsCE ·di/dt
ISC

300

A
Tvj = 125°C
tP
≤ 10 µs,
Wärmewiderstand,ChipbisGehäuse
Thermalresistance,junctiontocase
proIGBT/perIGBT
RthJC


0,27
K/W
TemperaturimSchaltbetrieb
Temperatureunderswitchingconditions

Tvj op
-40

125
°C


Số phần tương tự - FS75R17KE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
eupec GmbH
FS75R17KE3 EUPEC-FS75R17KE3 Datasheet
341Kb / 8P
IGBT-Module
logo
Inchange Semiconductor ...
FS75R17KE3-ISGM2006 ISC-FS75R17KE3-ISGM2006 Datasheet
427Kb / 6P
Trench gate Field-Stop IGBT
2023-9-21
More results

Mô tả tương tự - FS75R17KE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
eupec GmbH
FZ1200R12KL4C EUPEC-FZ1200R12KL4C Datasheet
263Kb / 8P
IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
FZ1200R17KE3 EUPEC-FZ1200R17KE3 Datasheet
284Kb / 8P
IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
FZ1200R33KL2C-B5 EUPEC-FZ1200R33KL2C-B5 Datasheet
275Kb / 8P
IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
FP15R12KT3 EUPEC-FP15R12KT3 Datasheet
342Kb / 11P
IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
logo
Infineon Technologies A...
FP15R12W1T4_B11 INFINEON-FP15R12W1T4_B11 Datasheet
423Kb / 11P
IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
2009-10-19 revision:2.0
FF800R17KF6C-B2 INFINEON-FF800R17KF6C-B2 Datasheet
407Kb / 8P
IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
2012-09-27 revision:2.1
logo
eupec GmbH
FS150R06KL4 EUPEC-FS150R06KL4 Datasheet
573Kb / 8P
IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
logo
Infineon Technologies A...
DF100R07W1H5FP_B53 INFINEON-DF100R07W1H5FP_B53 Datasheet
726Kb / 11P
IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter
V3.0 2017-04-06
DF100R07W1H5FP_B54 INFINEON-DF100R07W1H5FP_B54 Datasheet
705Kb / 11P
IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter
V3.0 2017-04-06
F4-100R17N3E4 INFINEON-F4-100R17N3E4 Datasheet
633Kb / 10P
IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter
V3.0 2019-05-23
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com