công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EMF04P02V bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Excelliance MOS Corp.

tên linh kiện EMF04P02V
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Trang chủ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.

EMF04P02V bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Excelliance MOS Corp.

  EMF04P02V Datasheet HTML 1Page - Excelliance MOS Corp. EMF04P02V Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EMF04P02V Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EMF04P02V Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EMF04P02V Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp. EMF04P02V Datasheet HTML 6Page - Excelliance MOS Corp. EMF04P02V Datasheet HTML 7Page - Excelliance MOS Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2019/6/25
p.4
EMF04P02V
-V - Drain-Source Voltage( V )
0
0
40
1
DS
160
80
120
-3.0V
-2.5V
2
3
4
-4.0V
-3.5V
V = -4.5 V
GS
Typical output characteristics
-1.8V
5
T = 25°C
- V - Gate-Source Voltage( V )
0.008
0
0
0.004
0.012
1
GS
2
A
0.024
0.016
0.020
0.028
A
T = 125°C
3
4
5
I = - 20A
D
On-Resistance Variation with Gate-Source Voltage
I
= - 20 A
T - Junction Temperature (°C)
-50
0.4
0.7
1.0
J
-25
0
25
50
D
V
= - 4.5V
1.3
1.6
1.9
GS
150
100
75
125
On-Resistance Variation with Temperature
-V - Gate-Source Voltage( V )
0.5
0
20
GS
1.0
1.5
V = - 5V
40
60
80
DS
2.5
2.0
3.0
125°C
25°C
Transfer Characteristics
T = -55°C
A
Body Diode Forward Voltage Variation
with Source Current and Temperature
25°C
T = 125°C
-V - Body Diode Forward Voltage( V )
0.001
0
0.01
0.1
0.4
SD
0.2
0.6
V = 0V
1
10
100
A
GS
1.0
0.8
1.2
-55°C
1.4
TYPICAL CHARACTERISTICS
-2.5V
-3.5V
-4.5V
VGS=-1.8V
0
30
60
90
150
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
- ID, DrainCurrent( A)
On-ResistanceVariationwithDrainCurrent andGateVoltage
120
-4.0V
-3.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com