công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

82PR100LFTB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Bi technologies

tên linh kiện 82PR100LFTB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1/4 Diameter Single Turn Cermet Trimming Potentiometer
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BITECH [Bi technologies]
Trang chủ  http://www.bitechnologies.com
Logo BITECH - Bi technologies

82PR100LFTB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Bi technologies

  82PR100LFTB Datasheet HTML 1Page - Bi technologies 82PR100LFTB Datasheet HTML 2Page - Bi technologies 82PR100LFTB Datasheet HTML 3Page - Bi technologies 82PR100LFTB Datasheet HTML 4Page - Bi technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
1
1-67
Model 82
PACKAGING
Standard: Boxes
Capacity
=
50 Units (82PA, 82PF)
=
100 Units (All other styles)
Option:
Tubes
All units oriented with #1 pin to same side.
Pin Style
PA
P,M,W
Magazine
Width
=
0.28”
0.34”
Height
=
0.94”
0.65”
Length
=
15.6”
27.5”
Capacity
=
50 Units
100 Units
Option:
Tape & Reel, Ammo Pack (Available for 82W Only)
All units oriented with #1 pin to the right of the direction of feed.
Seat Plane to
Centerline of
Sprocket Hole
=
.71” (18.03 mm)
Tape
Width
=
18 mm
Sprocket
=
Single Hole .50” spacing
Capacity
=
1,000 Units
Reel
Diameter
=
14” (356 mm)
Ammo
Tape Fold
=
12” (305 mm)
Box
=
1.5” x 13” x 10”
STANDARD RESISTANCE VALUES, OHMS
10
100
1K
10K
50K
250K
20
200
2K
20K
100K
500K
50
500
5K
25K
200K
1Meg



Html Pages

1 2 3 4