công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM60N150DF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rectron Semiconductor

tên linh kiện RM60N150DF
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Super Trench Power MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

RM60N150DF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rectron Semiconductor

  RM60N150DF Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor RM60N150DF Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor RM60N150DF Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor RM60N150DF Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor RM60N150DF Datasheet HTML 5Page - Rectron Semiconductor RM60N150DF Datasheet HTML 6Page - Rectron Semiconductor RM60N150DF Datasheet HTML 7Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Power Capability
Current Capability
Tj - Junction Temperature (°C)
Tj - Junction Temperature (°C)
Safe Operation Area
Transient Thermal Impedance
VDS - Drain-Source Voltage (V)
Square Wave Pulse Duration (sec)
0
25
50
75
100
125
150
175
0
20
40
60
80
100
120
140
160
T
C
=25
oC,V
GS
=10V
0
25
50
75
100
125
150
175
0
10
20
30
40
50
60
70
T
C
=25
oC,V
GS
=10V
0.01
0.1
1
10
100
900
0.01
0.1
1
10
100
200
1ms
1s
T
C
=25
oC
10ms
100ms
DC
0.001
0.01
0. 1
1
10
1E-4
100
0.01
0.1
1
0.005
2
0.02
M ounted on 1in
2 pad
R5JC : 1.3
oC/W
0.01
0.05
0.1
0.2
Single Pulse
Duty = 0.5
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (RM60N150DF)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com