công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5115 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5115
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Channel, 128-/64-/32-Position, I2C, 8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5115 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Analog Devices

Back Button AD5115 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5115 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5115 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5115 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD5115 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD5115 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD5115 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD5115 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD5115 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 28 page
background image
Data Sheet
AD5110/AD5112/AD5114
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
analog.com
Rev. D | 16 of 28
Figure 23. 80 kΩ Gain vs. Frequency vs. Code
Figure 24. Normalized Phase Flatness vs. Frequency
Figure 25. Total Harmonic Distortion + Noise (THD + N) vs. Frequency
Figure 26. Maximum Bandwidth vs. Code vs. Net Capacitance
Figure 27. Incremental Wiper On Resistance vs. VDD
Figure 28. Total Harmonic Distortion + Noise (THD + N) vs. Amplitude



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com