công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

64R50LFAP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bi technologies

tên linh kiện 64R50LFAP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1/4 Square Multiturn Cermet Trimming Potentiometer
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BITECH [Bi technologies]
Trang chủ  http://www.bitechnologies.com
Logo BITECH - Bi technologies

64R50LFAP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bi technologies

  64R50LFAP Datasheet HTML 1Page - Bi technologies 64R50LFAP Datasheet HTML 2Page - Bi technologies 64R50LFAP Datasheet HTML 3Page - Bi technologies 64R50LFAP Datasheet HTML 4Page - Bi technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
.10
2.54
.02
0.51
.10
2.54
.10
2.54
CL
Schematic Diagram
This Surface
Model 64W
Model 64
1-36
TOP ADJUSTMENT (Inch/mm)
.070
± .005
1.78
± 0.13
.020
0.51
.050
.040
1.02
1.27
.040
1.02
.020
0.51
.172
4.37
.270
± .020
6.86
± 0.51
Ø.018
± .002
0.46
± .05
.020
0.51
.165
± .020
4.19
± 0.51
.250
± .020
6.35
± .0.51
Metal Adjustment Screw
Dia. With Slot
Wide x
Standard Marking
On This Surface
Min.
Min.
12
3
Terminal Pins (3)
Solderable
Min.
Min. Deep
Model 64W and 64Y
.10
2.54
.092
2.34
.10
2.54
CL
Model 64Y
STANDARD RESISTANCE VALUES, OHMS
10
100
1K
10K
50K
250K
20
200
2K
20K
100K
500K
50
500
5K
25K
200K
1Meg
Note: Model 64W dimensions applicable to all models except as noted.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com