công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCC0H20 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BCC0H20
Giải thích chi tiết về linh kiện  Double-Ended Cordsets
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BCC0H20 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BCC0H20 Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BCC0H20 Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Double-Ended Cordsets
BCC M415-M425-3A-312-PX4534-020-C033
Order Code: BCC0H20
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-06-03-11
Subject to change without notice: 240792
ETIM 6.0: EC001855
BCC0H20_0.89_2023-12-20
2 / 2
Remarks
Cable construction acc. to UL-AWM Style 20549
Halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815
Silicone-free
Flame resistance per IEC 60332-2-2
Enclosure rating per IEC 60529 or 20653, only in screwed state with the associated mating piece.
Connector Drawings
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
Wiring Diagrams



Html Pages

1 2