công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PL75S-9 bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Emerson Network Power

tên linh kiện PL75S-9
Giải thích chi tiết về linh kiện  Military, Space and Testing Equipment
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMERSON-NETWORKPOWER [Emerson Network Power]
Trang chủ  http://www.emersonnetworkpower.com
Logo EMERSON-NETWORKPOWER - Emerson Network Power

PL75S-9 bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Emerson Network Power

Back Button PL75S-9 Datasheet HTML 65Page - Emerson Network Power PL75S-9 Datasheet HTML 66Page - Emerson Network Power PL75S-9 Datasheet HTML 67Page - Emerson Network Power PL75S-9 Datasheet HTML 68Page - Emerson Network Power PL75S-9 Datasheet HTML 69Page - Emerson Network Power PL75S-9 Datasheet HTML 70Page - Emerson Network Power PL75S-9 Datasheet HTML 71Page - Emerson Network Power PL75S-9 Datasheet HTML 72Page - Emerson Network Power PL75S-9 Datasheet HTML 73Page - Emerson Network Power Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 100 page
background image
67
Twinax/Triax Cable Specs
Trompeter Cable Specifications
Appendix
Twinax
Triax
Cable
Designation
TWC-78-1
TWC-78-2
M17/176-
00002
TWAC-78-
1F2
TWC-124-
1A
TWC-124-2
TRC-50-1
TRC-50-2
TRC-75-1
TRC-75-2
Impedance
(Ohms)
78±3
78±3
77±7
77±7
124±4
124±4
50±2
50±2
75±5
75±5
Nominal outer
dia.
0.150
0.242
0.129
0.095
0.150
0.245
0.156
0.245
0.189
0.245
Outer braid
dia.
0.108
0.195 Max
0.102
0.070
0.105
0.195 Max
0.121
0.210 Max
0.150
0.205
Core outer dia. 0.085
0.154
0.084
0.052
0.085
0.162
Dielectric
outer dia.
0.043
0.076
0.042
0.026
0.043
0.080
0.047
0.116
0.073
0.116
Inner braid
outer dia.
0.069 Max
0.146 Max
0.093
0.146 Max
Inner jacket
outer dia.
0.101
0.175
0.130
0.175
Conductor
outer dia.
.022
0.0370
0.0230 Min.
0.0149
0.0120
0.0220
0.0150
0.0370
0.0120
.0185
Operating
temperature
Range
-40°C to
80°C
-40°C to
80°C
-55°C to
200°C
-55°C to
200°C
-40°C to
80°C
-40°C to
80°C
-40°C to
75°C
-40°C to
80°C
-40°C to
80°C
-40°C to
80°C
Minimum
bend radius
(in.)
1.50 Max
1.25
1.50
1.25
1.50
1.25
0.75
1.25
1.00
1.25
Max. Opr. VDC
0.6 KV Max
2.0 KV
0.6 KV
2.0 KV
2.0 KV
6.0 KV
2.0 KV
6.0 KV Max
Max. Opr. VAC
(RMS)
0.3 KV Max
1.0 KV
750 KV Max
250
0.3 KV
1.0 KV
1.0 KV
2.0 KV
1.0 KV
2.0 KV Max
Capacitance
pf/ft. (Max)
20.30 Max
(2)
21.20 (3)
24.00
23.00
12.40
12.30 (3)
29.50
32.00 (1)
20.00
20.50 (1)
Cond. loop
res.(Ohms/M
ft.)
179 Max
19.00 Max
48.00
146.00
570.60
56.80 Max
Atten. dB/100 ft.:
1 MHz
2.000
0.700
1.400
2.000
3.250
0.540
2.800
0.500
0.900
0.480
3 MHz
3.000
1.100
2.100
4.400
0.920
3.100
0.800
1.300
0.880
4 MHz
3.500
1.400
2.400
4.800
1.060
3.300
0.900
1.500
1.010
5 MHz
4.000
1.550
2.800
5.200
1.180
3.400
1.100
1.700
1.100
7 MHz
4.500
1.800
3.500
5.600
1.400
3.700
1.300
1.900
1.300
10 MHz
5.300
2.200
4.50 Max
6.500
5.900
1.650
4.100
1.500
2.400
1.500
20 MHz
7.50
3.10
8.30
2.30
5.50
2.30
3.60
2.30
30 MHz
9.20
3.90
10.20
2.80
7.00
2.90
4.50
2.90
40 MHz
10.60
4.50
11.80
3.20
7.50
3.40
5.40
3.30
50 MHz
11.90
5.10
13.20
3.60
9.10
3.90
6.10
3.60
100 MHz
16.80
7.50
18.70
5.10
14.00
5.80
9.70
5.20
200 MHz
23.70
10.50
26.40
7.20
22.00
8.80
16.50
7.60
500 MHz
37.50
16.00
41.70
11.40
40.00
15.30
28.50
10.80
700 MHz
44.30
18.60
49.40
13.50
50.00
18.00
36.00
14.70
1 GHz
53.00
22.50
59.00
16.20
63.00
23.00
45.00
17.60
Shielded
coverage
93%
93%
93.3%
90% Min.
93%
93%
93% Min.
93%
93% Min.
93%
Twist per ft.
8.00
4.00
11-14
16.00
8.00
4.00
High Temperature:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com