công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24256E-F bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24256E-F
Giải thích chi tiết về linh kiện  256-Kbit serial I²C bus EEPROM with configurable device address and preprogrammed device address
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24256E-F bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - STMicroelectronics

Back Button M24256E-F Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M24256E-F Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M24256E-F Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M24256E-F Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M24256E-F Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics M24256E-F Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics M24256E-F Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics M24256E-F Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics M24256E-F Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 46 page
background image
Table 18. UFDFPN8 - Mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.450
0.550
0.600
0.0177
0.0217
0.0236
A1
0.000
0.020
0.050
0.0000
0.0008
0.0020
b(2)
0.200
0.250
0.300
0.0079
0.0098
0.0118
D
1.900
2.000
2.100
0.0748
0.0787
0.0827
D2
1.200
-
1.600
0.0472
-
0.0630
E
2.900
3.000
3.100
0.1142
0.1181
0.1220
E2
1.200
-
1.600
0.0472
-
0.0630
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
K
0.300
-
-
0.0118
-
-
L
0.300
-
0.500
0.0118
-
0.0197
L1
-
-
0.150
-
-
0.0059
L3
0.300
-
-
0.0118
-
-
aaa
-
-
0.150
-
-
0.0059
bbb
-
-
0.100
-
-
0.0039
ccc
-
-
0.100
-
-
0.0039
ddd
-
-
0.050
-
-
0.0020
eee(3)
-
-
0.080
-
-
0.0031
1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits.
2. Dimension b applies to plated terminal and is measured between 0.15 and 0.30 mm from the terminal tip.
3. Applied for exposed die paddle and terminals. Exclude embedding part of exposed die paddle from measuring.
Figure 25. UFDFPN8 - Footprint example
0.500
1.600
0.600
1.600
0.300
1.400
1.
Dimensions are expressed in millimeters.
M24256E-F
UFDFPN8 (DFN8) package information
DS12687 - Rev 3
page 37/46



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com